?? ??? ?? ??? 4? 3?? ?????. ??, ??, ??? 3? led ??? ?? ?? (%), ?? ?? (hours), ?? ??(?/?)? ????, ??? 4-20 ? ?? ??? ??. ?? ???, ?? ??? 3?, ???(?? 5m) 3? ?? ??? ?? 21 7 196367 * ?? ?? ?? : 92 92 ? (??: -0, + 0.5 L ) ??/?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? -30 85 050 35 85 %rh 200 240 vac ????? ?? (??) ?? ?? ?? 220 280 ? 200.00 ?/? ?? 1. ?? : ?? ?? (% ), ?? ?? (hours ), ?? ?? (?/?) 3 ? led : ?? led (c-03 ??? ??), ?? (c-04 ~ c-03), ?? led (c-04 ?? ? ??) 2. ?? : ?? (4-20 ?, 300 ? max load), ?? (nc/no, 250vac 3a/30vd c 3a) ??? ?? ???4 guvc-t11gs4-3lw5.0 ?? ?? pt1/4" / 12 mm ?? ?? sts 316-l ?? ??? ?? ? ?? (L) ?? (g) ?? (L) ??? ?? (L) ?? ? ?? ?? ??? ?? ? ?? ???? (L) ??. 1 ??? ?? ??? 5 (?? : 96 96 111? ) ??. 2 ???? ??? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? 50/60 ? ?? ?? ?? * ???? ?? ??: ip67, ?? ??? ???? ?? ?? : 10 bar gnf C 722 C 11 (0) (?)??? a4(210 x 297)mm
|